Part Number Hot Search : 
74ALVC1 SVM1045V CXD11 ALVCH16 TSS0340L CE17TR T74LS132 CA3060E
Product Description
Full Text Search
 

To Download BPX81 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 BPX 81
NPN-Silizium-Fototransistor Silicon NPN Phototransistor
BPX 81
Mae in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.
Wesentliche Merkmale q Speziell geeignet fur Anwendungen im Bereich von 440 nm bis 1070 nm q Hohe Linearitat q Einstellige Zeilenbauform aus klarem Epoxy q Gruppiert lieferbar Anwendungen
q Computer-Blitzlichtgerate q Miniaturlichtschranken fur Gleich- und
Features q Especially suitable for applications from 440 nm to 1070 nm q High linearity q One-digit array package of transparent epoxy q Available in groups Applications
q q q q
Wechsellichtbetrieb
q Industrieelektronik q "Messen/Steuern/Regeln"
Computer-controlled flashes Miniature photointerrupters Industrial electronics For control and drive circuits
Typ Type BPX 81 BPX 81-2 BPX 81-3
Bestellnummer Ordering Code Q62702-P20 Q62702-P43-S2 Q62702-P43-S3
Semiconductor Group
234
10.95
feo06021
BPX 81
Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Description Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range Lottemperatur bei Tauchlotung Lotstelle 2 mm vom Gehause, Lotzeit t 3 s Dip soldering temperature 2 mm distance from case bottom, soldering time t 3 s Lottemperatur bei Kolbenlotung Lotstelle 2 mm vom Gehause, Lotzeit t 5 s Iron soldering temperature 2 mm distance from case bottom, soldering time t 5 s Kollektor-Emitterspannung Collector-emitter voltage Kollektorstrom Collector current Kollektorspitzenstrom, < 10 s Collector surge current Verlustleistung, TA = 25 C Total power dissipation Warmewiderstand Thermal resistance Symbol Symbol Wert Value - 40 ... + 80 230 Einheit Unit C C
Top; Tstg TS
TS
300
C
VCE IC ICS Ptot RthJA
32 50 200 90 750
V mA mA mW K/W
Kennwerte (TA = 25 C, = 950 nm) Characteristics Bezeichnung Description Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit Wavelength of max. sensitivity Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit S = 10 % von Smax Spectral range of sensitivity S = 10 % of Smax Bestrahlungsempfindliche Flache Radiant sensitive area Symbol Symbol S max Wert Value 850 440 ... 1070 Einheit Unit nm nm
A
0.17
mm2
Semiconductor Group
235
BPX 81
Kennwerte (TA = 25 C, = 950 nm) Characteristics (cont'd) Bezeichnung Description Abmessung der Chipflache Dimensions of chip area Abstand Chipoberflache zu Gehauseoberflache Distance chip front to case surface Halbwinkel Half angle Kapazitat Capacitance VCE = 0 V, f = 1 MHz, E = 0 Dunkelstrom Dark current VCE = 25 V, E = 0 Symbol Symbol Wert Value 0.6 x 0.6 1.3 ... 1.9 Einheit Unit mm x mm mm
LxB LxW H
18 6
Grad deg. pF
CCE
ICEO
25 ( 200)
nA
Die Fototransistoren werden nach ihrer Fotoempfindlichkeit gruppiert und mit arabischen Ziffern gekennzeichnet. The phototransistors are grouped according to their spectral sensitivity and distinguished by arabian figures. Bezeichnung Description Symbol Symbol -2 Fotostrom, = 950 nm Photocurrent Ee = 0.5 mW/cm2, VCE = 5 V IPCE Ev = 1000 Ix, Normlicht/standard light A, IPCE VCE = 5 V Anstiegszeit/Abfallzeit Rise and fall time IC = 1 mA, VCC = 5 V, RL = 1 k Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Collector-emitter saturation voltage IC = IPCEmin1) x 0.3 Ee = 0.5 mW/cm2
1) 1)
Wert Value -3 -4
Einheit Unit
0.25 ... 0.50 1.4 5.5
0.40 ... 0.80 2.2 6
0.63 mA 3.4 mA 8 s
t r, t f
VCEsat
150
150
150
mV
IPCEmin ist der minimale Fotostrom der jeweiligen Gruppe IPCEmin is the min. photocurrent of the specified group
Semiconductor Group
236
BPX 81
Relative spectral sensitivity Srel = f ()
Photocurrent IPCE = f (Ee), VCE = 5 V
Total power dissipation Ptot = f (TA)
Photocurrent IPCE/IPCE25o = f (TA), VCE = 5 V
Collector-emitter capacitance CCE = f (VCE), f = 1 MHz, E = 0
Dark current ICEO = f (VCE), E = 0
Directional characteristics Srel = f ()
Semiconductor Group
237


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of BPX81

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X